Part Number Hot Search : 
LNW2W GS9002 DFREE OM5261SR GB840 HFCS50SG AD557JN 0N600
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZPY10 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  zpy1 ... zpy200 (1.3 w) zpy1 ... zpy200 (1.3 w) silicon-power-zener diodes (non-planar technology) silizium-leistungs-zener-dioden (fl?chendiffundierte dioden) version 2011-10-05 dimensions - ma?e [mm] maximum power dissipation maximale verlustleistung 1.3 w nominal z-voltage nominale z-spannung 1...200 v plastic case C kunststoffgeh?use do-41 weight approx. C gewicht ca. 0.12 g marking: z plus zenervoltage stempelung: ?z plus zenerspannung plastic material has ul classification 94v-0 geh?usematerial ul94v-0 klassifiziert standard packaging taped in ammo pack standard lieferform gegurtet in ammo-pack standard zener voltage tolerance is graded to the international e 24 (~ 5%) standard. other voltage tolerances and higher zener voltages on request. die toleranz der zener-spannung ist in der standard-ausfhrung gestuft nach der internationalen reihe e 24 (~ 5%). andere toleranzen oder h?here arbeitsspannungen auf anfrage. maximum ratings and characteristics grenz- und kennwerte zpy-series power dissipation verlustleistung t a = 50c p tot 1.3 w 1 ) non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms einmalige impuls-verlustleistung, t < 10 ms t a = 25c p zsm 40 w 1 ) operating junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+175c thermal resistance junction to ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha <45 k/w 1 ) thermal resistance junction to terminal w?rme widerstand sperrschicht C anschluss r thl <15 k/w zener voltages see table on next page C zener-spannungen siehe tabelle auf der n?chsten seite 2 3 1 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand vom geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden 2 tested with pulses C gemessen mit impulsen 3 the zpy1 is a diode operated in forward. hence, the index of all parameters should be f instead of z. the cathode, indicated by a white band, has to be connected to the negative pole. die zpy1 ist eine in durchlass betriebene si-diode. daher ist bei allen kenn- und grenzwerten der index f anstatt z zu setzten. die mit wei?em balken gekennzeichnete kathode ist mit dem minuspol zu verbinden. ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 t y p e ? 0.77 0.07 ? 2.6 -0.1 6 2 . 5 + 0 . 5 5 . 1 - 0 . 1 - 2 . 5
zpy1 ... zpy200 (1.3 w) maximum ratings and characteristics (t j = 25c unless otherwise specified) grenz- und kennwerte (t j = 25c wenn nicht anders spezifiziert) type typ zener voltage 2 ) zener-spannung 2 ) i z = i ztest test current me?strom dynamic resistance diff. widerstand i ztest / f = 1 khz temp. coeffic. of z-voltage der z-spannung reverse volt. sperrspanng. i r = 1 a z-current 1 ) z-strom 1 ) t a = 50c v zmin [v] v zmax [v] i ztest [ma] r zj [] vz [10 -4 /c] v r [v] i zmax [ma] zpy1 3 ) 0.71 0.82 100 0.5 (<1) C26C16 C 1000 zpy5.6 5.2 6.0 100 1 (<3) C3+5 > 0.5 / 3 a 217 zpy6.2 5.8 6.6 100 1 (<2) C1+6 > 1.5 197 zpy6.8 6.4 7.2 100 1 (<2) 0+7 > 2 181 zpy7.5 7.0 7.9 100 1 (<2) 0+7 > 2 165 zpy8.2 7.7 8.7 100 1 (<2) +3+8 > 3.5 149 zpy9.1 8.5 9.6 50 2 (<4) +3+8 > 3.5 135 ZPY10 9.4 10.6 50 2 (<4) +5+9 > 5 123 zpy11 10.4 11.6 50 4 (<7) +5+10 > 5 112 zpy12 11.4 12.7 50 4 (<7) +5+10 > 7 102 zpy13 12.4 14.1 50 5 (<10) +5+10 > 7 92 zpy15 13.8 15.6 50 5 (<10) +5+10 > 10 83 zpy16 15.3 17.1 25 6 (<15) +6+11 > 10 76 zpy18 16.8 19.1 25 6 (<15) +6+11 > 10 68 zpy20 18.8 21.2 25 6 (<15) +6+11 > 10 61 zpy22 20.8 23.3 25 6 (<15) +6+11 > 12 56 zpy24 22.8 25.6 25 7 (<15) +6+11 > 12 51 zpy27 25.1 28.9 25 7 (<15) +6+11 > 14 45 zpy30 28 32 25 8 (<15) +6+11 > 14 41 zpy33 31 35 25 8 (<15) +6+11 > 17 37 zpy36 34 38 10 16 (<40) +6+11 > 17 34 zpy39 37 41 10 20 (<40) +6+11 > 20 32 zpy43 40 46 10 24 (<45) +7+12 > 20 28 zpy47 44 50 10 24 (<45) +7+12 > 24 26 zpy51 48 54 10 25 (<60) +7+12 > 24 24 zpy56 52 60 10 25 (<60) +7+12 > 28 22 zpy62 58 66 10 25 (<80) +8+13 > 28 20 zpy68 64 72 10 25 (<80) +8+13 > 34 18 zpy75 70 79 10 30 (<100) +8+13 > 34 16 zpy82 77 88 10 30 (<100) +8+13 > 41 15 zpy91 85 96 5 40 (<200) +9+13 > 41 14 ZPY100 94 106 5 60 (<200) +9+13 > 50 12 zpy110 104 116 5 80 (<250) +9+13 > 50 11 zpy120 114 127 5 80 (<250) +9+13 > 60 10 zpy130 124 141 5 90 (<300) +9+13 > 60 9 zpy150 138 156 5 100 (<300) +9+13 > 75 8 zpy160 153 171 5 110 (<350) +9+13 > 75 8 zpy180 168 191 5 120 (<350) +9+13 > 90 7 zpy200 188 212 5 150 (<350) +9+13 > 90 6 1 notes see previous page C fu?noten siehe vorhergehende seite 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag
zpy1 ... zpy200 (1.3 w) ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 3 120 100 80 60 40 20 0 [%] p tot power dissipation versus ambient temperature ) verlustleistung in abh. von d. umgebungstemp. ) 1 1 [c] t a 150 100 50 0 10 10 1 10 10 2 -1 -2 [a] i f forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 0.4 v f 0.8 1.0 1.2 1.4 [v] 1.8 t = 25c j t = 125c j 30a-(1a-1.1v) [pf] [v] c j v z t = 25c f = 1.0 mhz j v = 0v r v = 4v r v = 20v r v = 40v r junction capacitance vs. zener voltage (typical) sperrschichtkapazit?t in abh. v.d. zenerspg. (typ.) typ. thermal resistance vs lead length typ. therm. widerst. in abh. der anschlussl?nge 50 50 40 30 20 10 0 r thl [k/w] [mm] l 12 8 4 0 l 0 2 3 4 5 6 7 8 10 [v] v z [ma] 50 150 0 100 i z typical breakdown characteristic typische abbruchspannung C tested with pulses C gemessen mit impulsen 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1 i zt i zmax 1 t = 25c j i = 5 ma z 10 18 24 30 36 43 51 62 56 68 75 82 91 100 t = 25c j i zt i zmax typical breakdown characteristic typische abbruchspannung C tested with pulses C gemessen mit impulsen


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZPY10

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X